Part Number Hot Search : 
U1FWJ44M AA1WA OPB704 NTUD3170 40309 MMP7010 P6SMBJ15 0465R
Product Description
Full Text Search
 

To Download IPW60R040C7 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  mosfet metaloxidesemiconductorfieldeffecttransistor coolmos?c7 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 datasheet rev.2.0 final powermanagement&multimarket
2 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet to-247 1description coolmos?c7isarevolutionarytechnologyforhighvoltagepower mosfets,designedaccordingtothesuperjunction(sj)principleand pioneeredbyinfineontechnologies. 600vcoolmos?c7seriescombinestheexperienceoftheleadingsj mosfetsupplierwithhighclassinnovation. the600vc7isthefirsttechnologyeverwithr ds(on) *abelow1ohm*mm2. features ?suitableforhardandsoftswitching(pfcandhighperformancellc) ?increasedmosfetdv/dtruggednessto120v/ns ?increasedefficiencyduetobestinclassfomr ds(on) *e oss andr ds(on) *q g ?bestinclassr ds(on) /package ?qualifiedforindustrialgradeapplicationsaccordingtojedec(j-std20 andjesd22) benefits ?increasedeconomiesofscalebyuseinpfcandpwmtopologiesinthe application ?higherdv/dtlimitenablesfasterswitchingleadingtohigherefficiency ?enablinghighersystemefficiencybylowerswitchinglosses ?increasedpowerdensitysolutionsduetosmallerpackages ?suitableforapplicationssuchasserver,telecomandsolar ?higherswitchingfrequenciespossiblewithoutlossinefficiencydueto loweossandqg applications pfcstagesandpwmstages(ttf,llc)forhighpower/performance smpse.g.computing,server,telecom,upsandsolar. pleasenote:formosfetparallelingtheuseofferritebeadsonthegate orseparatetotempolesisgenerallyrecommended. table1keyperformanceparameters parameter value unit v ds @ t j,max 650 v r ds(on),max 40 m w q g.typ 107 nc i d,pulse 211 a i d,continuous @ t j <150c 73 a e oss @400v 12.6 j body diode di/dt 450 a/s type/orderingcode package marking relatedlinks IPW60R040C7 pg-to 247 60c7040 see appendix a d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
3 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet tableofcontents description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 electrical characteristics diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 test circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 package outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 appendix a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
4 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 2maximumratings at t j =25c,unlessotherwisespecified table2maximumratings values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition continuous drain current 1) i d - - - - 50 32 a t c =25c t c =100c pulsed drain current 2) i d,pulse - - 211 a t c =25c avalanche energy, single pulse e as - - 249 mj i d =7.4a; v dd =50v; see table 10 avalanche energy, repetitive e ar - - 1.24 mj i d =7.4a; v dd =50v; see table 10 avalanche current, single pulse i as - - 7.4 a - mosfet dv/dt ruggedness dv/dt - - 120 v/ns v ds =0...400v gate source voltage (static) v gs -20 - 20 v static; gate source voltage (dynamic) v gs -30 - 30 v ac (f>1 hz) power dissipation p tot - - 227 w t c =25c storage temperature t stg -55 - 150 c - operating junction temperature t j -55 - 150 c - mounting torque - - - 60 ncm m3 and m3.5 screws continuous diode forward current i s - - 50 a t c =25c diode pulse current 2) i s,pulse - - 211 a t c =25c reverse diode dv/dt 3) dv/dt - - 20 v/ns v ds =0...400v, i sd <=11.4a, t j =25c see table 8 maximum diode commutation speed di f /dt - - 450 a/ m s v ds =0...400v, i sd <=11.4a, t j =25c see table 8 insulation withstand voltage v iso - - n.a. v v rms , t c =25c, t =1min 1) limited by t j max . 2) pulse width t p limited by t j,max 3) identical low side and high side switch d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
5 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 3thermalcharacteristics table3thermalcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition thermal resistance, junction - case r thjc - - 0.55 c/w - thermal resistance, junction - ambient r thja - - 62 c/w leaded thermal resistance, junction - ambient for smd version r thja - - - c/w n.a. soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads t sold - - 260 c 1.6mm (0.063 in.) from case for 10s d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
6 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 4electricalcharacteristics at t j =25c,unlessotherwisespecified table4staticcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition drain-source breakdown voltage v (br)dss 600 - - v v gs =0v, i d =1ma gate threshold voltage v (gs)th 3 3.5 4 v v ds = v gs , i d =1.24ma zero gate voltage drain current i dss - - - 10 1 - m a v ds =600, v gs =0v, t j =25c v ds =600, v gs =0v, t j =150c gate-source leakage current i gss - - 100 na v gs =20v, v ds =0v drain-source on-state resistance r ds(on) - - 0.034 0.077 0.040 - w v gs =10v, i d =24.9a, t j =25c v gs =10v, i d =24.9a, t j =150c gate resistance r g - 0.77 - w f =1mhz,opendrain table5dynamiccharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition input capacitance c iss - 4340 - pf v gs =0v, v ds =400v, f =250khz output capacitance c oss - 85 - pf v gs =0v, v ds =400v, f =250khz effective output capacitance, energy related 1) c o(er) - 158 - pf v gs =0v, v ds =0...400v effective output capacitance, time related 2) c o(tr) - 1640 - pf i d =constant, v gs =0v, v ds =0...400v turn-on delay time t d(on) - 18.5 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w ;seetable9 rise time t r - 11 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w ;seetable9 turn-off delay time t d(off) - 81 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w ;seetable9 fall time t f - 3.2 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w ;seetable9 table6gatechargecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition gate to source charge q gs - 22 - nc v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v gate to drain charge q gd - 36 - nc v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v gate charge total q g - 107 - nc v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v gate plateau voltage v plateau - 5.0 - v v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v 1)  c o(er) isafixedcapacitancethatgivesthesamestoredenergyas c oss while v ds isrisingfrom0to400v 2)  c o(tr) isafixedcapacitancethatgivesthesamechargingtimeas c oss while v ds isrisingfrom0to400v d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
7 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet table7reversediodecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition diode forward voltage v sd - 0.9 - v v gs =0v, i f =24.9a, t j =25c reverse recovery time t rr - 460 - ns v r =400v, i f =24.9a,d i f /d t =100a/s; see table 8 reverse recovery charge q rr - 9.2 - c v r =400v, i f =24.9a,d i f /d t =100a/s; see table 8 peak reverse recovery current i rrm - 40 - a v r =400v, i f =24.9a,d i f /d t =100a/s; see table 8 d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
8 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 5electricalcharacteristicsdiagrams diagram1:powerdissipation t c [c] p tot [w] 0 25 50 75 100 125 150 0 50 100 150 200 250 p tot =f( t c ) diagram2:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =25c; d =0;parameter: t p diagram3:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =80c; d =0;parameter: t p diagram4:max.transientthermalimpedance t p [s] z thjc [k/w] 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 -2 10 -1 10 0 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 single pulse z thjc =f( t p );parameter: d=t p / t d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
9 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet diagram5:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 250 300 350 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =25c;parameter: v gs diagram6:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 250 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =125c;parameter: v gs diagram7:typ.drain-sourceon-stateresistance i d [a] r ds(on) [ w ] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 20 v 5.5 v 6 v 6.5 v 7 v 10 v r ds(on) =f( i d ); t j =125c;parameter: v gs diagram8:drain-sourceon-stateresistance t j [c] r ds(on)  [ w ] -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 typ 98% r ds(on) =f( t j ); i d =24.9a; v gs =10v d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
10 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet diagram9:typ.transfercharacteristics v gs [v] i d [a] 0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150 200 250 300 350 150 c 25 c i d =f( v gs ); v ds =20v;parameter: t j diagram10:typ.gatecharge q gate [nc] v gs [v] 0 20 40 60 80 100 120 0 2 4 6 8 10 12 120 v 400 v v gs =f( q gate ); i d =24.9apulsed;parameter: v dd diagram11:forwardcharacteristicsofreversediode v sd [v] i f [a] 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 10 -1 10 0 10 1 10 2 125 c 25 c i f =f( v sd );parameter: t j diagram12:avalancheenergy t j [c] e as [mj] 25 50 75 100 125 150 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 e as =f( t j ); i d =7.4a; v dd =50v d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
11 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet diagram13:drain-sourcebreakdownvoltage t j [c] v br(dss) [v] -60 -30 0 30 60 90 120 150 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 v br(dss) =f( t j ); i d =1ma diagram14:typ.capacitances v ds [v] c [pf] 0 100 200 300 400 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 ciss coss crss c =f( v ds ); v gs =0v; f =250khz diagram15:typ.cossstoredenergy v ds [v] e oss [j] 0 100 200 300 400 0 2 4 6 8 10 12 14 e oss = f (v ds ) d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
12 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 6testcircuits table8diodecharacteristics table9switchingtimes table10unclampedinductiveload d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d
13 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 7packageoutlines figure1outlinepg-to247,dimensionsinmm/inches d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d
14 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet 8appendixa table11relatedlinks ? ifxcoolmos tm c7webpage:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm c7applicationnote:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm c7simulationmodel:  www.infineon.com ? ifxdesigntools:  www.infineon.com d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d
15 600vcoolmos?c7powertransistor IPW60R040C7 rev.2.0,2015-05-08 final data sheet revisionhistory IPW60R040C7 revision:2015-05-08,rev.2.0 previous revision revision date subjects (major changes since last revision) 2.0 2015-05-08 release of final version welistentoyourcomments anyinformationwithinthisdocumentthatyoufeeliswrong,unclearormissingatall?yourfeedbackwillhelpustocontinuously improvethequalityofthisdocument.pleasesendyourproposal(includingareferencetothisdocument)to: erratum@infineon.com publishedby infineontechnologiesag 81726mnchen,germany ?2015infineontechnologiesag allrightsreserved. legaldisclaimer theinformationgiveninthisdocumentshallinnoeventberegardedasaguaranteeofconditionsorcharacteristics.with respecttoanyexamplesorhintsgivenherein,anytypicalvaluesstatedhereinand/oranyinformationregardingtheapplication ofthedevice,infineontechnologiesherebydisclaimsanyandallwarrantiesandliabilitiesofanykind,includingwithout limitation,warrantiesofnon-infringementofintellectualpropertyrightsofanythirdparty. information forfurtherinformationontechnology,deliverytermsandconditionsandpricespleasecontactyournearestinfineon technologiesoffice( www.infineon.com ). warnings duetotechnicalrequirements,componentsmaycontaindangeroussubstances.forinformationonthetypesinquestion, pleasecontactthenearestinfineontechnologiesoffice. theinfineontechnologiescomponentdescribedinthisdatasheetmaybeusedinlife-supportdevicesorsystemsand/or automotive,aviationandaerospaceapplicationsorsystemsonlywiththeexpresswrittenapprovalofinfineontechnologies,ifa failureofsuchcomponentscanreasonablybeexpectedtocausethefailureofthatlife-support,automotive,aviationand aerospacedeviceorsystemortoaffectthesafetyoreffectivenessofthatdeviceorsystem.lifesupportdevicesorsystemsare intendedtobeimplantedinthehumanbodyortosupportand/ormaintainandsustainand/orprotecthumanlife.iftheyfail,itis reasonabletoassumethatthehealthoftheuserorotherpersonsmaybeendangered. d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of IPW60R040C7

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X